| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP471GSZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP471GSZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() REV. A OP471 –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 14-Lead PDIP Package (N-14) 14 1 7 8 PIN 1 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.130 (3.30) MIN 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 14-Lead CERDIP Package (Q-14) 14 17 8 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX 0.100 (2.54) BSC 15 0 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SEATING PLANE 0.200 (5.08) MAX 0.785 (19.94) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 16-Lead SOIC Package (R-16) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.050 (1.27) BSC 16 9 8 1 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) PIN 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 8 0 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) 45 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) |