| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP467GS bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP467GS bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() OP467 REV. C –16– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 14-Lead Plastic DIP (P Suffix) (N-14) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 7 8 14 1 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.92) 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.022 (0.558) 0.014 (0.36) 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) SEATING PLANE 0.130 (3.30) MIN 0.015 (0.381) MIN 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 0 16-Lead Wide-Body SOL (S Suffix) (R-16) 0.0500 (1.27 ) 0.0157 (0.40 ) 8 0 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.10) 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) PIN 1 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 1 20 9 8 0.0291 (0.74 ) 0.0098 (0.25 ) 45 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) SEE DETAIL ABOVE 14-Lead Cerdip (Y Suffix) (Q-14) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 0 0.785 (19.94) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX PIN 1 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 7 8 1 14 20-Terminal Leadless Ceramic Chip Carrier (RC Suffix) (E-20A) NO. 1 PIN INDEX 0.040 x 45 (1.02 x 45 ) REF 3 PLCS 0.020 x 45 (0.51 x 45 ) REF 0.050 (1.27) BSC 0.358 (9.09) 0.32 (8.69) 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) BOTTOM VIEW 0.075 (1.91) REF |