| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP291GS bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP291GS bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Analog Devices |
|
19 / 20 page ![]() OP191/OP291/OP491 REV. 0 –19– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Narrow-Body SO (S Suffix) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 4 5 1 8 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 14-Lead Narrow-Body SO (S Suffix) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 1 14 8 7 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.3444 (8.75) 0.3367 (8.55) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 8-Lead Epoxy DIP (P Suffix) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 14-Lead Epoxy DIP (P Suffix) 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 7 8 14 1 14-Lead TSSOP (RU Suffix) PIN 1 (6.40) (0.65) 0.043 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 7 8 1 14 (0.13) 0.005 (1.10) 0.026 0.173 (4.40) 0.251 COPLANARITY (0.076) MAX 0.003 |