công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMM15PA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMM15PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMM15PA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ITT Industries

Back Button DAMM15PA Datasheet HTML 5Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 6Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 7Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 8Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 9Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 10Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 11Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 12Page - ITT Industries DAMM15PA Datasheet HTML 13Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 62 page
background image
C
C-9
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
Cannon Solder Cup, Size 20
Military/Hi-Reliability
Solder Cup
Dimensions
Plug
• For contact cavity arrangements, see pages C-44.
• For panel cutouts, see page C-49.
• Accepts up to 18 AWG.
Shell
A
B
C
D
E
F
W
W
K
K
L
size ± 0,38 (.015) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,13 (.005) ± 0,38 (.015) ± 0,25 (.010) ± 0,368 (.0145) ± 0,41 (.016) ± 0,317 (.0125) ± 0,25 (.010) ± 0,25
(.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.666)
24,99 (8,36)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
-
1,206 (.0475)
-
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
-
1,206 (.0475)
-
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
-
1,52 (.060)
0,99 (.039)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2.500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
-
1,52 (.060)
0,99 (.039)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2.406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
-
6.84 (.269)
-
1,52 (.060)
0,99 (.039)
Shell Size
Layout
Through Hole
Dual Float Mount
DE
9
DEM9P
DEMY9P
DA
15
DAM15P
DAMY15P
DB
25
DBM25P
DBMY25P
DC
37
DCM37P
DCMY37P
DD
50
DDM50P
DDMY50P
Note: For residual magnetism level of 200 gamma and shells and contacts with 50 mi-
croinches (1,27 m) gold plating, add NMBK52"
Engaging Face
DD Configuration
A
C
B
E
D
10
°
Ø 3,05
(.120)
5,69
(.224)
2,84
(.112)
L
K
Size D
10,72 (.422)
MAX
2,84
(.112)
F
W
Sizes E, A, B, C
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com