công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEMM9SANM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEMM9SANM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEMM9SANM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ITT Industries

  DEMM9SANM Datasheet HTML 1Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 2Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 3Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 4Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 5Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 6Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 7Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 8Page - ITT Industries DEMM9SANM Datasheet HTML 9Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 62 page
background image
C
C-5
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
Series
Wire Gauge Range
AWG
Mating Cycles
RoHS confirm
Layout
Operating Voltage
Current Rating
(Amps)
Contact Resistance
Operating Temperature
Mil Salt Spray Test
Resistance in hours
Material
Finish
Insulator
Contact
Material
Finish
Page Number
Combo D
AWG 8-30
50,200,500
yes (MIL:no)
E: 2W2; 2WK2; 5W1
A: 3W3; 3WK3; 7W2; 11W1
B: 5W5; 9W4; 13W3; 17W2; 21W1
C: 8W8; 13W6; 17W5; 21WA4;
25W3; 27W2
D: 24W7; 36W4; 43W2; 47W1
500 VAC*
7,5 A max(Signal Contacts)
5 A max (Coaxial Contacts)
40 A max (High Power Contacts)
5 A Max (HV Contacts)
10 milli Ohm max (Signal Contacts)
40 Millivolt Max @ 40A (Power)
-55°C/125°C (MIL:150°C)
20 hours (MIL: 48 hours)
Steel
Tin
Thermoplastic,
PCT UL 94V-0
Turned
Copper Alloy
Gold over Nickel
C-21
D- Subminiature
Stainless Steel-F225
-
500
yes
9,15,25,37,50,
15, 26,44,62,78
(standardhigh density
and Combo D)
-
-
-
-55°C/125°C
500 hours
Stainless Steel
Passivated
-
-
-
-
C-7
D Subminiature Selector Guide
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com