| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OP481 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP481 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 16 page ![]() OP181/OP281/OP481 –15– REV. 0 14-Lead Plastic DIP (N-14) 14 17 8 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 14-Lead Narrow Body SOIC (SO-14) 14 8 7 1 0.3444 (8.75) 0.3367 (8.55) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 14-Lead TSSOP (RU-14) 14 8 7 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Plastic DIP (N-8) 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 8-Lead SOIC (SO-8) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 8 5 4 1 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 8-Lead TSSOP (RU-8) 8 5 4 1 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° |