công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEMM9SD bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEMM9SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEMM9SD bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - ITT Industries

Back Button DEMM9SD Datasheet HTML 42Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 43Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 44Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 45Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 46Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 47Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 48Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 49Page - ITT Industries DEMM9SD Datasheet HTML 50Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 62 page
background image
C
C-46
www.ittcannon.com
90° D*M
Standard Density
5,49
(.216)
5,49
(.216)
5,49(.216)
8,23 (.324)
Mounting
Hole
Signal
Contact
2,74 (.108)
25,00 (.984)
2,84 (.112)
7,19 (.283)
REAR FLANGE REF
8,64 (.340)
REAR FLANGE REF
5,54(.218) 5,54(.218)
23,47 (.924)
22,10 (.870)
19,33 (.761)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
22,10 (.870)
19,33 (.761)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
5,54(.218)
8,28 (.326)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
17,96 (.707)
20.70 (.815)
17,96 (.707)
20,70 (.815)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
Mounting
Hole
Signal
Contact
2,80 (.110)
23,47 (.924)
63,50 (2.500)
24,84 (.978)
24,84 (.978)
2,84 (.112)
7,19 (.283)
REAR FLANGE REF
8,64 (.340)
REAR FLANGE REF
33,32 (1.312)
8,23 (.324) 8,23 (.324)
5,49
(.216)
5,49
(.216)
5,49
(.216)
8,23 (.324)
6,86
(.270)
6,86
(.270)
9,60 (.378)
9,60 (.378)
Mounting
Hole
Signal
Contact
2,74 (.108)
2,54 (.100)
7,19 (.283)
8,64 (.340)
REAR FLANGE REF
REAR FLANGE REF
5,54(.218) 5,54(.218)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
5,54(.218)
8,28 (.326)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
Mounting
Hole
Signal
Contact
2,80 (.110)
2,84 (.112)
7,19 (.283)
REAR FLANGE REF
8,64 (.340)
REAR FLANGE REF
47,04 (1.852)
25 Contacts
50 Contacts
9 Contacts
37 Contacts
15 Contacts
Signal Contact
Recommended PCB Hole
0,76 (.030)
1,14 (.045)
1,00 (.040)
1,40 (.055)
Mounting Type
Recommended PCB Hole
Without Boardlock
3,05 (.120)
With Boardlock
3,10 (.122)
5,54(.218) 5,54(.218)
23,47 (.924)
22,10 (.870)
19,33 (.761)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
22,10 (.870)
19,33 (.761)
16,56 (.652)
13,82 (.544)
11,05 (.435)
8,28 (.326)
5,54(.218)
8,28 (.326)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
12,42 (.489)
15,19 (.598)
17,96 (.707)
20.70 (.815)
17,96 (.707)
20,70 (.815)
6,91 (.272)
9,68 (.381)
Mounting
Hole
Signal
Contact
2,80 (.110)
23,47 (.924)
63,50 (2.500)
24,84 (.978)
24,84 (.978)
2,84 (.112)
7,19 (.283)
REAR FLANGE REF
8,64 (.340)
REAR FLANGE REF
37 Contacts
90° Plug and Receptacle
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com