công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCMAM37SNMBK52 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ITT Industries

tên linh kiện DCMAM37SNMBK52
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DCMAM37SNMBK52 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ITT Industries

Back Button DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 10Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 11Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 12Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 13Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 14Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 15Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 16Page - ITT Industries DCMAM37SNMBK52 Datasheet HTML 17Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 62 page
background image
C
C-13
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
Cannon Crimp Contacts D*MA/D*A Combo
Military/High Reliability
MATERIALS AND FINISHES
Contact
Wire Size
Standard Finish
Military Finish
NMB
Size
Accom.
Pin
Socket
Pin
Socket
Pin
Socket
20
20, 22, 24
330-5291-000
031-1007-073
980-0009-472
980-0009-471
330-5291-037
031-1007-052
20-18
1 #18 & 2 #22
330-5291-001
031-1007-001
330-5291-055
031-1007-054
330-5291-108
031-1007-091
20-26
26, 28, 30
330-5291-004
031-1007-004
330-5291-050
031-1007-048
330-5291-109
031-1007-053
22D
22, 24, 26, 28
980-0008-878
980-0008-874
980-0008-878
980-0008-874
030-2042-002
031-1147-002
CIET-20HD
Contact
Plastic Insertion/Extraction
Plastic Extraction
Size
AWG
Pin
Socket
Pin
Socket
20
20, 22, 24
980-2000-426
CIET-20HD
323-7010-000
CET-20-11
2026
26, 28, 30
980-2000-426
CIET-20HD
323-7010-000
CET-20-11
2018
1 #18
None
None
274-5016-002
CET-20-15
2 #22
None
None
274-5016-002
CET-20-15
22D
22, 24, 26, 28
274-7048-000
CIET-22D
None
None
High Power
12, 16
274-7003-000
CIET-12
None
None
High Volt
#20
274-7003-000
CIET-12
None
None
Contact
Wire Size
Crimp Tool
Locator
Size
AWG
Part Number
Description
Part Number
Description
20
20, 22, 24
995-0001-584
M22520/2-01
995-0001-604
M22520/2-08
995-0001-585
M22520/1-01
995-0001-244
TH25
2026
26, 28, 30
980-2000-426
M22520/2-01
995-0001-325
L3198-20HD
2018
1 #18, 2 #22
995-0001-584
M22520/2-01
980-0005-722
K250
22D
22, 24, 26, 28
995-0001-584
M22520/2-01
995-0001-739
M22520/2-06
MIL-C-39029 Cross-Reference
Contact
Wire Size
Cannon
Size
Accomm.
M39029
M24308
Part No.
20 Pin
20 / 22 / 24
/ 64-369
/ 11-1
980-0009-472
20 Socket
20 / 22 / 24
/ 63-368
/ 10-1
980-0009-471
22D Pin
24 / 26 / 28
/ 58-360
/ 13-1
980-0008-878
22D Socket
22 / 24 / 26 / 28
/ 57-354
/ 12-1
980-0008-874
Assembly insructions see page C-44.
For size 8 contacts, please refer to Combo D catalog or website.
C
AWG size
A ± 0,05
B ± 0,05
C max.
20 – 24
Pin
1,7 (0.067)
1,0 (0.039)
14,2 (0.559)
Socket
1,7 (0.067)
1,0 (0.039)
13,7 (0.539)
26 – 30
Pin
1,7 (0.067)
0,6 (0.039)
14,2 (0.559)
Socket
1,7 (0.067)
0,6 (0.039)
13,7 (0.539)
C
Hand Crimp Tools
Insertion/Extraction Tools
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
9:32 AM
Page 13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com