| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DAC08Q bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DAC08Q bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() DAC08 –12– REV. A OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). N-16 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) Q-16 16 1 8 9 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.080 (2.03) MAX SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) MAX 0.840 (21.34) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 15 ° 0 ° 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) E-20 TOP VIEW 0.358 (9.09) 0.342 (8.69) SQ 1 20 4 9 8 13 19 BOTTOM VIEW 14 3 18 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) 45 ° TYP 0.015 (0.38) MIN 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.050 (1.27) BSC 0.075 (1.91) REF 0.011 (0.28) 0.007 (0.18) R TYP 0.095 (2.41) 0.075 (1.90) 0.100 (2.54) BSC 0.200 (5.08) BSC 0.150 (3.81) BSC 0.075 (1.91) REF 0.358 (9.09) MAX SQ 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.088 (2.24) 0.054 (1.37) SO-16 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2550 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (5.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |