công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUF04GS bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices

tên linh kiện BUF04GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Closed-Loop High Speed Buffer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

BUF04GS bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button BUF04GS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 9Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 10Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 11Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 12Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 13Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 14Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 15Page - Analog Devices BUF04GS Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
BUF04
REV. 0
–15–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
8-Lead Plastic DIP (N-8)
PIN 1
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
4
5
8
1
SEATING
PLANE
0.015
(0.381) TYP
0.130
(3.30)
MIN
0.210
(5.33)
MAX
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
8-Lead Cerdip (Q-8)
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
15
°
0
°
0.005 (0.13) MIN
0.055 (1.4) MAX
1
PIN 1
4
5
8
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
0.405 (10.29) MAX
0.200
(5.08)
MAX
SEATING
PLANE
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.150
(3.81)
MIN
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.100
(2.54)
BSC
8-Lead Narrow-Body SO (R-8)
0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°
PIN 1
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
4
5
1
8
0.102 (2.59)
0.094 (2.39)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16