công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCMAM37SNM bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - ITT Industries

tên linh kiện DCMAM37SNM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DCMAM37SNM bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - ITT Industries

Back Button DCMAM37SNM Datasheet HTML 19Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 20Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 21Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 22Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 23Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 24Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 25Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 26Page - ITT Industries DCMAM37SNM Datasheet HTML 27Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 62 page
background image
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
C
C-23
Coaxial Straight PCB Plug, sizes DE-DD
Shell
A
B
C
D
E
F
W
W
L
size
± 0,38 (.015)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
± 0,368 (.0145) ± 0,41 (.016)
± 0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.665)
24,99 (.984)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
—
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
—
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2,500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
—
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2,406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Dimensions
75 Ohm* coax inserted with straight contacts
and standoff with UNC 4-40 thread
75 OHM INDUSTRIAL
50 OHM MILITARY/HI-REL
NON-MAGNETIC/LOW OUTGASSING***
Shell
Layout
P/N without
P/N with
P/N without
P/N with UNC
P/N with
size
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Gold Plating
DE
2W2
DEMV2C2P-NK87
DEMZ2C2P-NK87
DEMMV2X2P-N
DEMMZ2X2P-N
DEMZ2X2P-NNMBK52
DE
2WK2
DEMV2CK2P-NK87
DEMZ2CK2P-NK87
DEMMV2XK2P-N
DEMMZ2XK2P-N
DEMZ2XK2P-NNMBK52
DE
5W1
DEMV5C1P-NK87
DEMZ5C1P-NK87
DEMMV5X1P-N
DEMMZ5X12P-N
DEMZ5X1P-NNMBK52
DA
7W2
DAMV7C2P-NK87
DAMZ7C2P-NK87
DAMMV7X2P-N
DAMMZ7X2P-N
DAMZ7X2P-NNMBK52
DA
7W2
DAMV7C2P-NAK87
DAMZ7C2P-NAK87
DAMMV7X2P-N
DAMMZ7X2P-N
DAMZ7X2P-NNMBK52
DA
11W1
DAMV11C1P-NK87
DAMZ11C1P-NK87
DAMMV11X1P-N
DAMMZ11X1P-N
DAMZ11X1P-NNMBK52
DA
3W3
DAMV3C3P-NK87
DAMZ3C3P-NK87
DAMMV3X3P-N
DAMMZ3X3P-N
DAMZ3X3P-NNMBK52
DA
3WK3
DAMV3CK3P-NK87
DAMZ3CK3P-NK87
DAMMV3XK3P-N
DAMMZ3XK3P-N
DAMZ3XK3P-NNMBK52
DB
5W5
DBMV5C5P-NK87
DBMZ5C5P-NK87
DBMMV5X5P-N
DBMMZ5X5P-N
DBMZ5X5P-NNMBK52
DB
9W4
DBMV9C4P-NK87
DBMZ9C4P-NK87
DBMMV9X4P-N
DBMMZ9X4P-N
DBMZ9X4P-NNMBK52
DB
13W3
DBMV13C3P-NK87
DBMZ13C3P-NK87
DBMMV13X3P-N
DBMMZ13X3P-N
DBMZ13X3P-NNMBK52
DB
17W2
DBMV17C2P-NK87
DBMZ17C2P-NK87
DBMMV17X2P-N
DBMMZ17X2P-N
DBMZ17X2P-NNMBK52
DB
21W1
DBMV21C1P-NK87
DBMZ21C1P-NK87
DBMMV21X1P-N
DBMMZ21X1P-N
DBMZ21X1P-NNMBK52
DC
8W8
DCMV8C8P-NK87
DCMZ8C8P-NK87
DCMMV8X8P-N
DCMMZ8X8P-N
DCMZ8X8P-NNMBK52
DC
13W6
DCMV13C6P-NK87
DCMZ13C6P-NK87
DCMMV13X6P-N
DCMMZ13X6P-N
DCMZ13X6P-NNMBK52
DC
17W5
DCMV17C5P-NK87
DCMZ17C5P-NK87
DCMMV17X5P-N
DCMMZ17X5P-N
DCMZ17X5P-NNMBK52
DC
21WA4
DCMV21CA4P-NK87
DCMZ21CA4P-NK87
DCMMV21XA4P-N
DCMMZ21XA4P-N
DCMZ21XA4P-NNMBK52
DC
25W3
DCMV25C3P-NK87
DCMZ25C3P-NK87
DCMMV25X3P-N
DCMMZ25X3P-N
DCMZ25X3P-NNMBK52
DC
27W2
DCMV27C2P-NK87
DCMZ27C2P-NK87
DCMMV27X2P-N
DCMMZ27X2P-N
DCMZ27X2P-NNMBK52
DD
24W7
DDMV24C7P-NK87
DDMZ24C7P-NK87
DDMMV24X7P-N
DDMMZ24X7P-N
DDMZ24X7P-NNMBK52
DD
36W4
DDMV36C4P-NK87
DDMZ36C4P-NK87
DDMMV36X4P-N
DDMMZ36X4P-N
DDMZ36X4P-NNMBK52
DD
43W2
DDMV43C2P-NK87
DDMZ43C2P-NK87
DDMMV43X2P-N
DDMMZ43X2P-N
DDMZ43X2P-NNMBK52
DD
47W1
DDMV47C1P-NK87
DDMZ47C1P-NK87
DDMMV47X1P-N
DDMMZ47X1P-N
DDMZ47X1P-NNMBK52
* For 50 ohm coaxial inserts replace C with X, e.g.:DDMZ43C2P-N becomes DDMZ43X2P-N.
For M-3 and other hardware options, see Combo D Catalog.
*** Hardware Modifier not allowed with Non Magnetic/ Low Outgassing Combo-D- Contact factory for more information
Coax Straight PCB
Plug DE-DD
Plug
• For contact cavity arrangements, see page C-43.
• For pcb hole pattern, see Combo D Catalog.
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
2:39 PM
Page 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com