| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AMP02FS bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AMP02FS bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices |
|
11 / 12 page ![]() AMP02 –11– REV. D OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). Mini-Dip (N-8) Package 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) Cerdip (Q-8) Package 8 1 4 5 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.405 (10.29) MAX 15 ° 0 ° 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SOL (R-16) Package 16 9 8 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° |