| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LCC110STR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCC110STR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - IXYS Corporation |
|
8 / 9 page ![]() INTEGRATED CIRCUITS DIVISION www.ixysic.com 8 R06 LCC110 Dimensions mm (inches) PCB Hole Pattern 2.540 ± 0.127 (0.100 ± 0.005) 6.350 ± 0.127 (0.250 ± 0.005) 9.144 ± 0.508 (0.360 ± 0.020) 0.457 ± 0.076 (0.018 ± 0.003) 9.652 ± 0.381 (0.380 ± 0.015) 7.239 TYP. (0.285) 7.620 ± 0.254 (0.300 ± 0.010) 4.064 TYP (0.160) 0.813 ± 0.102 (0.032 ± 0.004) 8-0.800 DIA. (8-0.031 DIA.) 2.540 ± 0.127 (0.100 ± 0.005) 7.620 ± 0.127 (0.300 ± 0.005) 7.620 ± 0.127 (0.300 ± 0.005) 6.350 ± 0.127 (0.250 ± 0.005) 3.302 ± 0.051 (0.130 ± 0.002) Pin 1 0.254 ± 0.0127 (0.010 ± 0.0005) Dimensions mm (inches) PCB Land Pattern 2.540 ± 0.127 (0.100 ± 0.005) 9.652 ± 0.381 (0.380 ± 0.015) 6.350 ± 0.127 (0.250 ± 0.005) 9.525 ± 0.254 (0.375 ± 0.010) 0.457 ± 0.076 (0.018 ± 0.003) 0.813 ± 0.102 (0.032 ± 0.004) 4.445 ± 0.127 (0.175 ± 0.005) 7.620 ± 0.254 (0.300 ± 0.010) 0.635 ± 0.127 (0.025 ± 0.005) 0.254 ± 0.0127 (0.010 ± 0.0005) 2.54 (0.10) 8.90 (0.3503) 1.65 (0.0649) 0.65 (0.0255) 3.302 ± 0.051 (0.130 ± 0.002) Pin 1 Dimensions mm (inches) PCB Land Pattern 9.398 ± 0.127 (0.370 ± 0.005) 6.350 ± 0.127 (0.250 ± 0.005) 2.540 ± 0.127 (0.100 ± 0.005) 7.620 ± 0.254 (0.300 ± 0.010) 0 MIN / 0.102 MAX (0 MIN / 0.004 MAX) 2.286 MAX. (0.090 MAX.) 0.203 ± 0.013 (0.008 ± 0.0005) 0.635 ± 0.127 (0.025 ± 0.005) 9.652 ± 0.381 (0.380 ± 0.015) 0.457 ± 0.076 (0.018 ± 0.003) 2.159 ± 0.025 (0.085 ± 0.001) 2.54 (0.10) 8.70 (0.3425) 1.55 (0.0610) 0.65 (0.0255) 0.864 ± 0.120 (0.034 ± 0.004) Pin 1 LCC110 LCC110S LCC110P Mechanical Dimensions |