| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADT14GS bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADT14GS bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() ADT14 –16– REV. 0 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Plastic DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.34) 0.745 (18.92) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.26) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Narrow-Body SOIC (R-16A) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° |