| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADT70 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADT70 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 14 page ![]() ADT70 REV. 0 –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Lead Plastic DIP (P-Suffix) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead SOIC (S-Suffix) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 |