công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP10ML bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zowie Technology Corporation

tên linh kiện GP10ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low VF Rectifier Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

GP10ML bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zowie Technology Corporation

  GP10ML Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation GP10ML Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ZOWIE
(200V~1000V/1.0A)
GP10DL THRU GP10ML
2009/06
REV. 1
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
0
10
20
30
40
60
50
1
10
100
TJ=25
o
C
FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
.1
1
40
200
.2
.4
1.0
2
4
10
20
40
100
2
4
10
6
20
60
100
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
1.0
0.5
0
0
25
50
75
100
125
150
175
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
AMBIENT TEMPERATURE,
oC
0.375" (9.5mm) LEAD LENGTH
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
0.10
1.00
10.00
0.01
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
PULSE WIDTH=300uS
1% DUTY CYCLE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.1
0
20
1
10
100
40
60
80
100
110
TJ = 25
oC
TJ = 85
oC
TJ = 150
oC



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com