công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR30200FCT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

tên linh kiện MBR30200FCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky Rectifier - 30Amp 200Volt
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Trang chủ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

MBR30200FCT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

  MBR30200FCT Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. MBR30200FCT Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. MBR30200FCT Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. MBR30200FCT Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
http:// www.sirectsemi.com
0
5
15
20
175
AMBIENT TEMPERATURE (ºC)
Figure 1. Forward Current Derating Curve
10
150
125
100
75
50
25
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Figure 2. Maximum Non-repetitive Surge Current
100
50
20
10
5
2
1
0
400
200
100
300
8.3ms Single Half-Sine-Wave
(JEDEC METHOD)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
20
40
60
80
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
Figure 3. Typical Reverse Characteristics
0
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Figure 4. Typical Forward Characteristics
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.1
1.0
10
100
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
Figure 5. Typical Junction Capacitance
0.1
1
4
10
100
10
100
1000
TJ = 25ºC
f = 1MHz
MBR30200CT/FCT/PT
Sirectifier Global Corp., Delaware, U.S.A.
U.S.A.: sgc@sirectsemi.com
France: ss@sirectsemi.com
Taiwan: se@sirectsemi.com
Hong Kong: hk@sirectsemi.com
China: st@sirectsemi.com …Thailand: th@sirectsemi.com
Philippines: aiac@sirectsemi.com Belize: belize@sirectsemi.com



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com