công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DEMM2WK2S bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - ITT Industries

tên linh kiện DEMM2WK2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DEMM2WK2S bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - ITT Industries

Back Button DEMM2WK2S Datasheet HTML 32Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 33Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 34Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 35Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 36Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 37Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 38Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 39Page - ITT Industries DEMM2WK2S Datasheet HTML 40Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 62 page
background image
Cannon Combo D® High Power 90° PCB Receptacle DD
Military/High Reliability
40 A High power 90° PCB Receptacle, Size DD, with metal bracket
C-36
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
C
Plug
40 A High power inserted with US footprint metal bracket and UNC 4-40 captive nut
INDUSTRIAL
MILITARY/HI-REL
NON-MAGNETIC/LOW OUTGASSING*
Shell
Layout
P/N without
P/N with
P/N without
P/N with UNC
P/N with
size
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Gold Plating
DD
24WK7
DDMP24H7S-JA197
DDMC24H7S-JA197
DDMMP24H7S-J
DDMMC24H7S-J
DDM24H7S-JNMBK52
DD
36W4
DDMP36H4S-JA197
DDMC36H4S-JA197
DDMMP36H4S-J
DDMMC36H4S-J
DDM36H4S-JNMBK52
DD
43W2
DDMP43H2S-JA197
DDMC43H2S-JA197
DDMMP43H2S-J
DDMMC43H2S-J
DDM43H2S-JNMBK52
DD
47W1
DDMP47H1S-JA197
DDMC47H1S-JA197
DDMMP47H1S-J
DDMMC47H1S-J
DDM47H1S-JNMBK52
* Hardware Modifier not allowed with Non Magnetic/ Low Outgassing Combo-D; contact factory for more information
Shell
A
B
C
D
E
F
W
L
size
± 0,38 (.015)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2,406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Dimensions
• For contact cavity arrangements, see page C-43.
• For pcb hole pattern, see Combo D Catalog.
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
2:23 PM
Page 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com