công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DBMM17W2P bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ITT Industries

tên linh kiện DBMM17W2P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ensuring over 20 years of mission critical communication between two worlds across 250,000,000 milies
PDF  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DBMM17W2P bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ITT Industries

Back Button DBMM17W2P Datasheet HTML 20Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 21Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 22Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 23Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 24Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 25Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 26Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 27Page - ITT Industries DBMM17W2P Datasheet HTML 28Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 62 page
background image
Coaxial Straight PCB Receptacle, sizes DE-DD
C
C-24
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
Coax Straight PCB
Receptacle DE-DD
Receptacle
75 Ohm* coax inserted with straight contacts
and standoff with UNC 4-40 thread
75 OHM INDUSTRIAL
50 OHM MILITARY/HI-REL
50 OHM NON-MAGNETIC/LOW OUTGASSING***
Shell
Layout
P/N without
P/N with
P/N without
P/N with UNC
P/N with
size
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Boardlock
Gold Plating
DE
2W2
DEMV2C2S-NA197
DEMZ2C2S-NA197
DEMMV2X2S-N
DEMMZ2X2S-N
DEM2X2S-NNMBK52
DE
2WK2
DEMV2CK2S-NA197
DEMZ2CK2S-NA197
DEMMV2XK2S-N
DEMMZ2XK2S-N
DEM2XK2S-NNMBK52
DE
5W1
DEMV5C1S-NA197
DEMZ5C1S-NA197
DEMMV5X1S-N
DEMMZ5X1S-N
DEM5X1S-NNMBK52
DA
7W2
DAMV7C2S-NA197
DAMZ7C2S-NA197
DAMMV7X2S-N
DAMMZ7X2S-N
DAM7X2S-NNMBK52
DA
11W1
DAMV11C1S-NA197
DAMZ11C1S-NA197
DAMMV11X1S-N
DAMMZ11X1S-N
DAM11X1S-NNMBK52
DA
3W3
DAMV3C3S-NA197
DAMZ3C3S-NA197
DAMMV3X3S-N
DAMMZ3X3S-N
DAM3X3S-NNMBK52
DA
3WK3
DAMV3CK3S-NA197
DAMZ3CK3S-NA197
DAMMV3XK3S-N
DAMMZ3XK3S-N
DAM3XK3S-NNMBK52
DB
5W5
DBMV5C5S-NA197
DBMZ5C5S-NA197
DBMMV5X5S-N
DBMMZ5X5S-N
DBM5X5S-NNMBK52
DB
9W4
DBMV9C4S-NA197
DBMZ9C4S-NA197
DBMMV9X4S-N
DBMMZ9X4S-N
DBM9X4S-NNMBK52
DB
13W3
DBMV13C3S-NA197
DBMZ13C3S-NA197
DBMMV13X3S-N
DBMMZ13X3S-N
DBM13X3S-NNMBK52
DB
17W2
DBMV17C2S-NA197
DBMZ17C2S-NA197
DBMMV17X2S-N
DBMMZ17X2S-N
DBM17X2S-NNMBK52
DB
21W1
DBMV21C1S-NA197
DBMZ21C1S-NA197
DBMMV21X1S-N
DBMMZ21X1S-N
DBM21X1S-NNMBK52
DC
8W8
DCMV8C8S-NA197
DCMZ8C8S-NA197
DCMMV8X8S-N
DCMMZ8X8S-N
DCM8X8S-NNMBK52
DC
13W6
DCMV13C6S-NA197
DCMZ13C6S-NA197
DCMMV13X6S-N
DCMMZ13X6S-N
DCM13X6S-NNMBK52
DC
17W5
DCMV17C5S-NA197
DCMZ17C5S-NA197
DCMMV17X5S-N
DCMMZ17X5S-N
DCM17X5S-NNMBK52
DC
21WA4
DCMV21CA4S-NA197
DCMZ21CA4S-NA197
DCMMV21XA4S-N
DCMMZ21XA4S-N
DCM21XA4S-NNMBK52
DC
25W3
DCMV25C3S-NA197
DCMZ25C3S-NA197
DCMMV25X3S-N
DCMMZ25X3S-N
DCM25X3S-NNMBK52
DC
27W2
DCMV27C2S-NA197
DCMZ27C2S-NA197
DCMMV27X2S-N
DCMMZ27X2S-N
DCM27X2S-NNMBK52
DD
24W7
DDMV24C7S-NA197
DDMZ24C7S-NA197
DDMMV24X7S-N
DDMMZ24X7S-N
DDM24X7S-NNMBK52
DD
36W4
DDMV36C4S-NA197
DDMZ36C4S-NA197
DDMMV36X4S-N
DDMMZ36X4S-N
DDM36X4S-NNMBK52
DD
43W2
DDMV43C2S-NA197
DDMZ43C2S-NA197
DDMMV43X2S-N
DDMMZ43X2S-N
DDM43X2S-NNMBK52
DD
47W1
DDMV47C1S-NA197
DDMZ47C1S-NA197
DDMMV47X1S-N
DDMMZ47X1S-N
DDM47X1S-NNMBK52
* For 50 ohm coaxial inserts replace C with X, e.g.:DDMZ43C2S-N becomes DDMZ43X2S-N.
**For M-3 and other hardware options, see Combo D Catalog.
*** Hardware Modifier not allowed with Non Magnetic/ Low Outgassing Combo-D- Contact factory for more information
Shell
A
B
C
D
E
F
W
L
size
± 0,38 (.015)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,13 (.005)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
± 0,38 (.015)
± 0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,33 (.643)
24,99 (.984)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
24,65 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,38 (1.511)
47,04 (1.852)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DC
69,32 (2.729)
54,84 (2.159)
63,50 (2,500)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2,406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Dimensions
• For contact cavity arrangements, see page C-43.
• For pcb hole pattern, see Combo D Catalog.
ca_C1-C61.qxd:Layout 1
2/10/11
2:32 PM
Page 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com