công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM800LAN bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM800LAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Supervisory Circuits
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM800LAN bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button ADM800LAN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM800LAN Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
ADM691A/ADM693A/ADM800L/M
–12–
REV. 0
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
16-Lead Plastic DIP
(N-16)
16
18
9
0.840 (21.33)
0.745 (18.93)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
16-Lead Wide SOIC
(R-16W)
16
9
8
1
0.4133 (10.50)
0.3977 (10.00)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
8
°
0
°
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
x 45
°
16-Lead TSSOP
(RU-16)
16
9
8
1
0.201 (5.10)
0.193 (4.90)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.006 (0.15)
0.002 (0.05)
0.0118 (0.30)
0.0075 (0.19)
0.0256
(0.65)
BSC
0.0433
(1.10)
MAX
0.0079 (0.20)
0.0035 (0.090)
0.028 (0.70)
0.020 (0.50)
8
°
0
°
16-Lead Narrow SOIC
(R-16N)
16
9
8
1
0.3937 (10.00)
0.3859 (9.80)
0.2550 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (5.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12