công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM709 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM709
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Supply Monitor with Reset
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM709 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADM709 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM709 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM709 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM709 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
REV. 0
–4–
ADM709
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
8-Lead Plastic DIP
(N-8)
PIN 1
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
4
5
8
1
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.130
(3.30)
MIN
0.210
(5.33)
MAX
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
8-Lead SOIC
(SO-8)
0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°
PIN 1
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
4
5
1
8
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)



Html Pages

1 2 3 4