| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADM692 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM692 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() ADM690–ADM695 REV. A –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Pin Plastic DIP (N-8) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Plastic DIP (N-16) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 9 16 1 8 0.210 (5.33) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 8-Pin Cerdip (Q-8) PIN 1 0.420 (10.67) MAX 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.150 (3.81) MIN 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.200 (5.08) MAX PLANE SEATING 0.070 (1.78) 0.30 (0.76) 0.100 (2.54) BSC 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 1 4 5 8 |