công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM488 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM488
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full-Duplex, Low Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM488 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button ADM488 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM488 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
ADM488/ADM489
–12–
REV. 0
8-Lead Narrow Body (SOIC)
(SO-8)
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)
8
5
4
1
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
PIN 1
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°
8-Lead Plastic DIP
(N-8)
8
14
5
0.430 (10.92)
0.348 (8.84)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
14-Lead Plastic DIP
(N-14)
14
17
8
0.795 (20.19)
0.725 (18.42)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
14-Lead Narrow Body (SOIC)
(R-14)
14
8
7
1
0.3444 (8.75)
0.3367 (8.55)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°
16-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP)
(RU-16)
16
9
8
1
0.201 (5.10)
0.193 (4.90)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.006 (0.15)
0.002 (0.05)
0.0118 (0.30)
0.0075 (0.19)
0.0256
(0.65)
BSC
0.0433
(1.10)
MAX
0.0079 (0.20)
0.0035 (0.090)
0.028 (0.70)
0.020 (0.50)
8
°
0
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12