công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4580N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ebm-papst

tên linh kiện 4580N
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC axial compact fan
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

4580N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ebm-papst

  4580N Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 4580N Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 4580N Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 4580N Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
AC axial compact fan
4580 N
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 7724 81-0
Fax +49 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
Nominal data
Type
4580 N
Phase
1~
Nominal voltage
VAC
230
Frequency
Hz
50
Speed
min-1
2350
Power input
W
18.0
Min. ambient temperature
°C
-10
Max. ambient temperature
°C
55
Air flow
m3/h
123
Sound power level
B
5.2
Sound pressure level
dB(A)
41
ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations
Web data sheet XI · Page 1 of 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 7724 81-0 · Fax +49 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com


Số phần tương tự - 4580N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ebm-papst
4580N EBMPAPST-4580N Datasheet
192Kb / 1P
TUBEAXIAL
4580N EBMPAPST-4580N Datasheet
383Kb / 1P
FAN HOUSING WITH GROUND LUG FOR SCREW M4 AND UNC
4580N EBMPAPST-4580N_16 Datasheet
395Kb / 4P
AC axial compact fan
More results

Mô tả tương tự - 4580N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ebm-papst
AC6100NM EBMPAPST-AC6100NM_11 Datasheet
100Kb / 3P
AC axial compact fan
logo
Molex Electronics Ltd.
AC3200JH MOLEX10-AC3200JH Datasheet
174Kb / 4P
AC axial compact fan
logo
ebm-papst
4550N EBMPAPST-4550N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
4580Z EBMPAPST-4580Z Datasheet
285Kb / 4P
AC axial compact fan
4586Z EBMPAPST-4586Z Datasheet
285Kb / 4P
AC axial compact fan
4600TA EBMPAPST-4600TA Datasheet
209Kb / 3P
AC axial compact fan
4606N EBMPAPST-4606N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
4650N EBMPAPST-4650N Datasheet
296Kb / 4P
AC axial compact fan
5606S EBMPAPST-5606S Datasheet
287Kb / 4P
AC axial compact fan
5900 EBMPAPST-5900 Datasheet
293Kb / 4P
AC axial compact fan
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com