| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD977BN bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD977BN bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Analog Devices |
|
24 / 24 page ![]() AD977/AD977A –24– REV. D OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Lead Plastic DIP (N-20) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead Wide Body (SOIC) (R-20) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 28-Lead Shrink Small Outline Package (SSOP) (RS-28) 28 15 14 1 0.407 (10.34) 0.397 (10.08) PIN 1 SEATING PLANE 0.008 (0.203) 0.002 (0.050) 0.07 (1.79) 0.066 (1.67) 0.0256 (0.65) BSC 0.078 (1.98) 0.068 (1.73) 0.015 (0.38) 0.010 (0.25) 0.009 (0.229) 0.005 (0.127) 0.03 (0.762) 0.022 (0.558) 8 ° 0 ° |