công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D4454 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

tên linh kiện D4454
Giải thích chi tiết về linh kiện  150V N-Channel MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Trang chủ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

D4454 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  D4454 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors D4454 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors D4454 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors D4454 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors D4454 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors D4454 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
AOD4454
TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
17
5
2
10
0
18
40
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
Qg (nC)
Figure 7: Gate-Charge Characteristics
0
200
400
600
800
1000
1200
0
15
30
45
60
75
90
105 120 135 150
VDS (Volts)
Figure 8: Capacitance Characteristics
Ciss
0
100
200
300
400
500
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width (s)
Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Case
(Note F)
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width (s)
Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)
Coss
Crss
VDS=75V
ID=10A
Single Pulse
D=Ton/T
TJ,PK=TC+PDM.ZθJC.RθJC
Ton
T
PD
In descending order
D=0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, single pulse
TJ(Max)=175°C
TC=25°C
10
µs
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
0.01
0.1
1
10
100
1000
VDS (Volts)
Figure 9: Maximum Forward Biased Safe
Operating Area (Note F)
10
µs
10ms
1ms
DC
RDS(ON)
limited
TJ(Max)=175°C
TC=25°C
100
µs
RθJC=1.5°C/W
Rev 0: February 2011
www.aosmd.com
Page 4 of 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com