| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
820514611 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
820514611 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
2 / 6 page ![]() Artikelnummer / part number : Bezeichnung : description : DIAM: 10 MM B Mechanische Abmessungen / dimensions : SIZE Kunde / customer : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG - Radialex department D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.com 820514611 Spezifikation für Freigabe / specification for release STANDARD VARISTOR DISC Table of T max., A & P1 . Unit : (mm) Diameter Ø 5 Ø 7 Ø 10 Ø 14 Ø 20 Voltage Code T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 180 4,5 1,4 3,0 4,5 1,4 3,0 4,9 1,4 3,0 5,0 1,5 3,0 5,2 1,5 3,0 220 4,5 1,5 3,0 4,5 1,5 3,0 4,9 1,5 3,0 5,0 1,6 3,0 5,3 1,6 3,0 270 4,7 1,5 3,0 4,7 1,5 3,0 5,1 1,5 3,0 5,2 1,7 3,0 5,4 1,7 3,0 330 4,7 1,6 3,0 4,7 1,6 3,0 5,1 1,6 3,0 5,2 1,8 3,0 5,4 1,8 3,0 390 4,7 1,8 3,0 4,7 1,8 3,0 5,1 1,8 3,0 5,2 2,0 3,0 5,4 2,0 3,0 470 5,0 1,8 3,0 5,0 1,8 3,0 5,5 1,8 3,0 5,6 2,0 3,0 5,6 2,0 3,0 560 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,5 2,0 3,0 5,6 2,2 3,0 5,6 2,2 3,0 680 5,5 2,3 3,0 5,5 2,3 3,0 6,0 2,3 3,0 6,1 2,5 3,0 6,1 2,5 3,0 820 3,8 1,4 3,0 3,8 1,4 3,0 4,3 1,4 3,0 4,4 1,6 3,0 4,9 1,8 3,0 101 3,9 1,4 3,0 3,9 1,4 3,0 4,4 1,4 3,0 4,5 1,6 3,0 5,1 1,8 3,0 121 4,1 1,5 3,0 4,1 1,5 3,0 4,5 1,5 3,0 4,6 1,7 3,0 5,3 1,9 3,0 151 4,5 1,8 3,0 4,5 1,8 3,0 4,9 1,8 3,0 5,1 2,0 3,0 5,6 2,2 3,0 181 4,1 1,6 3,0 4,1 1,6 3,0 4,5 1,6 3,0 4,7 1,8 3,0 5,2 2,0 3,0 201 4,2 1,6 3,0 4,2 1,6 3,0 4,6 1,6 3,0 4,8 1,8 3,0 5,3 2,0 3,0 221 4,3 1,7 3,0 4,3 1,7 3,0 4,7 1,7 3,0 4,9 1,9 3,0 5,4 2,1 3,0 241 4,4 1,7 3,0 4,4 1,9 3,0 4,8 1,9 3,0 5,0 2,1 3,0 5,5 2,3 3,0 271 4,6 1,9 3,0 4,6 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,2 2,1 3,0 5,7 2,5 3,0 301 4,8 1,9 3,0 4,8 2,1 3,0 5,2 2,2 3,0 5,4 2,3 3,0 5,9 2,7 3,0 331 4,9 1,9 3,0 4,9 2,1 3,0 5,3 2,2 3,0 5,5 2,3 3,0 6,0 2,7 3,0 361 5,1 2,4 3,0 5,1 2,5 3,0 5,5 2,5 3,0 5,7 2,7 3,0 6,2 2,9 3,0 391 5,3 2,6 3,5 5,3 2,6 3,5 5,7 2,8 3,5 5,9 2,8 3,5 6,4 3,0 3,5 431 6,1 2,7 3,5 6,1 2,9 3,5 6,5 3,1 3,5 6,7 3,1 3,5 7,2 3,3 3,5 471 6,4 2,8 3,5 6,4 2,9 3,5 6,8 3,2 3,5 7,0 3,3 3,5 7,5 3,5 4,0 511 6,6 3,1 4,0 6,6 3,1 4,0 7,0 3,7 4,0 7,2 3,7 4,0 7,7 3,9 4,0 561 6,9 3,4 4,0 6,9 3,4 4,0 7,3 4,0 4,0 7,5 4,0 4,0 8,0 4,2 4,0 621 7,2 3,7 4,0 7,2 3,7 4,0 7,6 4,6 4,0 7,8 4,4 4,0 8,3 4,7 4,0 681 7,5 4,0 4,0 7,5 4,0 4,0 8,0 5,0 4,0 8,2 4,7 4,0 8,7 5,0 4,0 751 7,9 4,3 4,0 7,9 4,3 4,0 8,4 5,0 4,0 8,6 4,9 4,0 9,1 5,1 4,0 781 8,1 4,5 4,0 8,6 5,2 4,0 8,8 5,2 4,0 9,3 5,4 4,0 821 8,3 4,7 4,0 8,8 5,2 4,0 9,0 5,2 4,0 9,5 5,4 4,0 911 9,4 6,0 4,0 9,6 6,0 4,0 10,1 6,3 4,0 102 9,9 6,0 4,0 10,1 6,2 4,0 10,7 6,4 4,0 112 10,5 6,3 4,0 10,7 6,7 4,0 11,2 6,9 4,0 182 12,6 9,8 6,0 12,8 10,2 6,0 13,5 10,4 6,0 Diameter* Ø 5 Ø 7 Ø 10 Ø 14 Ø 20 D max. 7,5 9,0 12,5 16,5 23,0 d +/-0,05 0,6 0,6 0,6/0,8 0,8/1,0 0,8/1,0 F +/-1,0 5,0 5,0 5,0/7,5 7,5/10,0 7,5/10,0 H max. 11 13 18 22 28 H1 max 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 L1 min. 25 25 25 25 25 L min. 24 24 24 24 24 (mm) - *Disc diameter before epoxy PAGE/SEITE 2 - PAGES/VON 6 |