| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
820453811 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
820453811 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
2 / 6 page ![]() Artikelnummer / part number : Bezeichnung : description : DIAM: 5 MM B Mechanische Abmessungen / dimensions : SIZE Kunde / customer : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG - Radialex department D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.com 820453811 Spezifikation für Freigabe / specification for release HIGH SURGE VARISTOR DISC Table of T max., A & P1 . Unit : (mm) Diameter Ø 5 Ø 7 Ø 10 Ø 14 Ø 20 Voltage Code T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 T max A+/-0,8 P1 180 4,5 1,4 3,0 4,5 1,4 3,0 4,9 1,4 3,0 5,0 1,5 3,0 5,2 1,5 3,0 220 4,5 1,5 3,0 4,5 1,5 3,0 4,9 1,5 3,0 5,0 1,6 3,0 5,3 1,6 3,0 270 4,7 1,5 3,0 4,7 1,5 3,0 5,1 1,5 3,0 5,2 1,7 3,0 5,4 1,7 3,0 330 4,7 1,6 3,0 4,7 1,6 3,0 5,1 1,6 3,0 5,2 1,8 3,0 5,4 1,8 3,0 390 4,7 1,8 3,0 4,7 1,8 3,0 5,1 1,8 3,0 5,2 2,0 3,0 5,4 2,0 3,0 470 5,0 1,8 3,0 5,0 1,8 3,0 5,5 1,8 3,0 5,6 2,0 3,0 5,6 2,0 3,0 560 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,5 2,0 3,0 5,6 2,2 3,0 5,6 2,2 3,0 680 5,5 2,3 3,0 5,5 2,3 3,0 6,0 2,3 3,0 6,1 2,5 3,0 6,1 2,5 3,0 820 3,8 1,4 3,0 3,8 1,4 3,0 4,3 1,4 3,0 4,4 1,6 3,0 4,9 1,8 3,0 101 3,9 1,4 3,0 3,9 1,4 3,0 4,4 1,4 3,0 4,5 1,6 3,0 5,1 1,8 3,0 121 4,1 1,5 3,0 4,1 1,5 3,0 4,5 1,5 3,0 4,6 1,7 3,0 5,3 1,9 3,0 151 4,5 1,8 3,0 4,5 1,8 3,0 4,9 1,8 3,0 5,1 2,0 3,0 5,6 2,2 3,0 181 4,1 1,6 3,0 4,1 1,6 3,0 4,5 1,6 3,0 4,7 1,8 3,0 5,2 2,0 3,0 201 4,2 1,6 3,0 4,2 1,6 3,0 4,6 1,6 3,0 4,8 1,8 3,0 5,3 2,0 3,0 221 4,3 1,7 3,0 4,3 1,7 3,0 4,7 1,7 3,0 4,9 1,9 3,0 5,4 2,1 3,0 241 4,4 1,7 3,0 4,4 1,9 3,0 4,8 1,9 3,0 5,0 2,1 3,0 5,5 2,3 3,0 271 4,6 1,9 3,0 4,6 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 5,2 2,1 3,0 5,7 2,5 3,0 301 4,8 1,9 3,0 4,8 2,1 3,0 5,2 2,2 3,0 5,4 2,3 3,0 5,9 2,7 3,0 331 4,9 1,9 3,0 4,9 2,1 3,0 5,3 2,2 3,0 5,5 2,3 3,0 6,0 2,7 3,0 361 5,1 2,4 3,0 5,1 2,5 3,0 5,5 2,5 3,0 5,7 2,7 3,0 6,2 2,9 3,0 391 5,3 2,6 3,5 5,3 2,6 3,5 5,7 2,8 3,5 5,9 2,8 3,5 6,4 3,0 3,5 431 6,1 2,7 3,5 6,1 2,9 3,5 6,5 3,1 3,5 6,7 3,1 3,5 7,2 3,3 3,5 471 6,4 2,8 3,5 6,4 2,9 3,5 6,8 3,2 3,5 7,0 3,3 3,5 7,5 3,5 4,0 511 6,6 3,1 4,0 6,6 3,1 4,0 7,0 3,7 4,0 7,2 3,7 4,0 7,7 3,9 4,0 561 6,9 3,4 4,0 6,9 3,4 4,0 7,3 4,0 4,0 7,5 4,0 4,0 8,0 4,2 4,0 621 7,2 3,7 4,0 7,2 3,7 4,0 7,6 4,6 4,0 7,8 4,4 4,0 8,3 4,7 4,0 681 7,5 4,0 4,0 7,5 4,0 4,0 8,0 5,0 4,0 8,2 4,7 4,0 8,7 5,0 4,0 751 7,9 4,3 4,0 7,9 4,3 4,0 8,4 5,0 4,0 8,6 4,9 4,0 9,1 5,1 4,0 781 8,1 4,5 4,0 8,6 5,2 4,0 8,8 5,2 4,0 9,3 5,4 4,0 821 8,3 4,7 4,0 8,8 5,2 4,0 9,0 5,2 4,0 9,5 5,4 4,0 911 9,4 6,0 4,0 9,6 6,0 4,0 10,1 6,3 4,0 102 9,9 6,0 4,0 10,1 6,2 4,0 10,7 6,4 4,0 112 10,5 6,3 4,0 10,7 6,7 4,0 11,2 6,9 4,0 182 12,6 9,8 6,0 12,8 10,2 6,0 13,5 10,4 6,0 Diameter* Ø 5 Ø 7 Ø 10 Ø 14 Ø 20 D max. 7,5 9,0 12,5 16,5 23,0 d +/-0,05 0,6 0,6 0,6/0,8 0,8/1,0 0,8/1,0 F +/-1,0 5,0 5,0 5,0/7,5 7,5/10,0 7,5/10,0 H max. 11 13 18 22 28 H1 max 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 L1 min. 25 25 25 25 25 L min. 24 24 24 24 24 (mm) - *Disc diameter before epoxy PAGE/SEITE 2 - PAGES/VON 6 |