công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD779JN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD779JN
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit 128 kSPS Complete Sampling ADC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD779JN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD779JN Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD779JN Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
AD779
–4–
REV. B
TIMING SPECIFICATIONS
(All device types TMIN to TMAX, VCC = +12 V
5%, VEE = –12 V
5%, VDD = +5 V
10%)
Parameter
Symbol
Min
Max
Units
Conversion Rate
1
tCR
7.8
µs
Convert Pulse Width
tCP
0.097
3.0
µs
Aperture Delay
tAD
520
ns
Conversion Time
tC
6.3
µs
Status Delay
tSD
0
400
ns
Access Time
2, 3
tBA
10
100
ns
10
57
4
ns
Float Delay
5
tFD
10
80
ns
Output Delay
tOD
0ns
OE
Delay
tOE
20
ns
Read Pulse Width
tRP
100
ns
Conversion Delay
tCD
400
ns
NOTES
1Includes Acquisition Time.
2Measured from the falling edge of OE/EOCEN (0.8 V) to the time at which the
data lines/EOC cross 2.0 V or 0.8 V. See Figure 4.
3C
OUT = 100 pF.
4C
OUT = 50 pF.
5Measured from the rising edge of OE/EOCEN (2.0 V) to the time at which the
output voltage changes by 0.5 V. See Figure 4; COUT = 10 pF.
Specifications subject to change without notice.
Figure 1. Conversion Timing
Figure 2. Output Timing
Figure 3. EOC Timing
Figure 4. Load Circuit for Bus Timing Specifications



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com