công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPR2010 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

tên linh kiện CPR2010
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pulse Withstanding Thick Film Chip Resistor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
Trang chủ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

CPR2010 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

  CPR2010 Datasheet HTML 1Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 2Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 3Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 4Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 5Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 6Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 7Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 8Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION CPR2010 Datasheet HTML 9Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Reflow
Packaging
Reel Specification & Packaging Quantity
Type
Packaging
Quantity
Tape
Width
Reel
Diameter
ΦA
ΦB
ΦC
W
T
5K
7 inch
178.5 ± 1.5
60 + 1/-0
13.0 ± 0.2
9.0 ± 0.5
12.5 ± 0.5
10K
10 inch
254 ± 1.0
100 ± 0.5
13.0 ± 0.2
9.5 ± 0.5
13.5 ± 0.5
CPR0603
CPR0805
CPR1206
CPR1210
Paper
20K
8mm
13 inch
330 ± 1.0
100 ± 0.5
13.0 ± 0.2
9.5 ± 0.5
13.5 ± 0.5
4K
7 inch
178.5 ± 1.5
60 + 1/-0
13.0 ± 0.5
13.0 ± 0.5
15.5 ± 0.5
CPR2010
CPR2512
Embossed
8K
12mm
10 inch
250 ± 1.0
62 ± 0.5
13.0 ± 0.5
12.5 ± 0.5
16.5 ± 0.5
CPR Series
Pulse Withstanding
Thick Film Chip Resistor
Unit: mm
Rev.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com