công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY2X014_V2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY2X014_V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Jitter LVPECL Crystal Oscillator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY2X014_V2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY2X014_V2 Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor CY2X014_V2 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
CY2X014
Document Number: 001-10179 Rev. *I
Page 9 of 14
Switching Waveforms
Figure 5. Output DC Parameters
Figure 6. Duty Cycle Timing
Figure 7. Output Rise and Fall Time
Figure 8. Output Enable and Disable Timing
Termination Circuits
Figure 9. LVPECL Termination
CLK
V
A
V
B
CLK#
V
OD
V
OCM = (VA + VB)/2
CLK
T
PW
T
PERIOD
T
DC =
T
PW
T
PERIOD
CLK#
20%
80%
T
R
CLK
20%
80%
CLK#
T
F
OE
CLK
High-Impedance
T
OHZ
T
OE
V
IL
V
IH
CLK#
CLK#



CLK

VDD – 2 V
(VDD = 3.3 V)
CLK#



CLK

VDD – 2 V or VDD - 1.5 V
(VDD = 2.5 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com