| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7545ACE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7545ACE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 8 page ![]() AD7545A –8– REV. C OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Terminal Plastic Leadless Chip Carrier (P-20A) 20-Lead SOIC (R-20) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 20-Lead Plastic DIP (N-20) 20-Lead Cerdip (Q-20) 20-Terminal Leadless Ceramic Chip Carrier (E-20A) |