công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJD340 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MJD340
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON POWER TRANSISTORS 0.5 AMPERE 300 VOLTS 15 WATTS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MJD340 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MJD340 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MJD340 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MJD340 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MJD340 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MJD340 MJD350
2
Motorola Bipolar Power Transistor Device Data
Figure 1. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
300
10
1
100
50
3
20
30
50
70
100
200
300
500
200
70
30
20
2
5
10
7
TJ = 150°C
+ 25
°C
VCE = 2 V
VCE = 10 V
– 55
°C
+100
°C
TYPICAL CHARACTERISTICS
MJD340
1
10
Figure 2. “On” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0
20
30
50
100
200
500
0.4
0.8
0.6
0.2
300
TJ = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 10 V
IC/IB = 5
MJD340
1
5
0
7
10
20
30
100
200
0.8
0.6
50 70
300 500
0.4
0.2
1
200
5
Figure 3. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
10
7
10
20
30
100
200
Figure 4. “On” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
100
70
20
50
70
TJ = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 10 V
TJ = 150°C
25
°C
VCE = 2 V
VCC = 10 V
– 55
°C
300
500
50
30
IC/IB = 10
IC/IB = 5
VCE(sat)
MJD350
MJD350



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com