công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD725-EB bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD725-EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost RGB to NTSC/PAL Encoder with Luma Trap Port
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD725-EB bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Analog Devices

Back Button AD725-EB Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD725-EB Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
REV. 0
–18–
AD725
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
16-Lead Wide Body SOIC
(R-16)
16
9
8
1
0.4133 (10.50)
0.3977 (10.00)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
8°
0°
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
x 45°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com