| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7013ARS bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7013ARS bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Analog Devices |
|
20 / 20 page ![]() –20– REV. A AD7013 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 28-Lead SSOP (RS-28) 1. LEAD NO. 1 IDENTIFIED BY A DOT. 2. LEADS WILL BE EITHER TIN PLATED OR SOLDER DIPPED IN ACCORDANCE WITH MIL-M-38510 REQUIREMENTS 0.009 (0.229) 0.005 (0.127) 0.03 (0.762) 0.022 (0.558) 8 ° 0 ° 0.0256 (0.65) BSC 0.407 (10.34) 0.397 (10.08) 0.008 (0.203) 0.002 (0.050) 0.07 (1.78) 0.066 (1.67) PIN 1 15 14 1 28 0.311 (7.9) 0.301 (7.64) 0.212 (5.38) 0.205 (5.207) |