công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL8200AMMREP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL8200AMMREP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complete Current Share 10A DC/DC Power Module
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL8200AMMREP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL8200AMMREP Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL8200AMMREP Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
Typical Application Circuits (continued)
FIGURE 4. TWO PHASE 20A 3.3V OUTPUT CIRCUIT
ISFETDRV
ISHARE_BUS
CLKOUT
FSYNC_IN
EN
FF
VIN
PVIN
VOUT
VOUT_SET
VSEN_REM-
PGOOD
PH_CNTRL
VCC
ISL8200AMMREP
ISFETDRV
ISHARE_BUS
CLKOUT
FSYNC_IN
EN
FF
VIN
PVIN
VOUT
VOUT_SET
VSEN_REM-
PGOOD
PH_CNTRL
VCC
ISL8200AMMREP
VOUT
VOUT
PGOOD
PGOOD
ISFETDRV1
ISFETDRV2
RSET1
RSET2
C9
VCC2
VCC1
PVIN
GROUND
VOUT
GROUND
10k
10k
100µF (x6)
ISHARE
ISHARE
2.2nF
2.2nF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com