công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD650SD bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD650SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage-to-Frequency and Frequency-to-Voltage Converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD650SD bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button AD650SD Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD650SD Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
AD650
REV. C
–12–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
14-Lead Ceramic DIP
(D-14)
14
1
7
8
0.098 (2.49) MAX
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
0.005 (0.13) MIN
PIN 1
0.100
(2.54)
BSC
SEATING
PLANE
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.200 (5.08)
MAX
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.150
(3.81)
MAX
0.785 (19.94) MAX
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
14-Lead Plastic DIP
(N-14)
14
17
8
PIN 1
0.795 (20.19)
0.725 (18.42)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.100 (2.54)
BSC
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.130
(3.30)
MIN
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
20-Lead PLCC
(P-20A)
3
PIN 1
IDENTIFIER
4
19
18
8
9
14
13
TOP VIEW
(PINS DOWN)
0.395 (10.02)
0.385 (9.78)
SQ
0.356 (9.04)
0.350 (8.89)
SQ
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
0.020
(0.50)
R
0.050
(1.27)
BSC
0.021 (0.53)
0.013 (0.33) 0.330 (8.38)
0.290 (7.37)
0.032 (0.81)
0.026 (0.66)
0.180 (4.57)
0.165 (4.19)
0.040 (1.01)
0.025 (0.64)
0.056 (1.42)
0.042 (1.07)
0.025 (0.63)
0.015 (0.38)
0.110 (2.79)
0.085 (2.16)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12