| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD650 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD650 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() AD650 REV. C –12– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 14-Lead Ceramic DIP (D-14) 14 1 7 8 0.098 (2.49) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.200 (5.08) MAX 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.150 (3.81) MAX 0.785 (19.94) MAX 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 14-Lead Plastic DIP (N-14) 14 17 8 PIN 1 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.130 (3.30) MIN 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 20-Lead PLCC (P-20A) 3 PIN 1 IDENTIFIER 4 19 18 8 9 14 13 TOP VIEW (PINS DOWN) 0.395 (10.02) 0.385 (9.78) SQ 0.356 (9.04) 0.350 (8.89) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.020 (0.50) R 0.050 (1.27) BSC 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.330 (8.38) 0.290 (7.37) 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) |