công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT8934A bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT8934A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced PMU for Samsung S3C2416/S3C2450
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT8934A bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Active-Semi, Inc

Back Button ACT8934A Datasheet HTML 19Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 20Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 21Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 22Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 23Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 24Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 25Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 26Page - Active-Semi, Inc ACT8934A Datasheet HTML 27Page - Active-Semi, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 45 page
background image
ACT8934A
Rev 1, 22-Oct-12
Copyright © 2012 Active-Semi, Inc.
Innovative Power
TM
ActivePMU
TM and ActivePathTM are trademarks of Active-Semi.
I
2CTM is a trademark of NXP.
- 23 -
www.active-semi.com
(TA = 25°C, unless otherwise specified.)
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS CONT’D
Output Current (mA)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Dropout Voltage vs. Output Current
160
100
80
60
40
20
0
140
120
VIN = 3.3V
REG4
Dropout Voltage vs. Output Current
250
200
150
100
50
0
VIN = 3.3V
REG5
Output Current (mA)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Output Current (mA)
0
50
100
150
200
250
300
Dropout Voltage vs. Output Current
180
100
80
60
40
20
0
160
140
120
REG6
VIN = 3.3V
Output Current (mA)
0
50
100
150
200
250
300
Dropout Voltage vs. Output Current
VIN = 3.3V
REG7
300
250
200
150
100
50
0
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
3.50
4.00
4.50
Output Voltage vs. Output Current
Output Current (mA)
0
50
100
150
200
250
300
REG7
REG6
Output Voltage vs. Output Current
1.300
1.260
1.220
1.180
1.140
1.100
Output Current (mA)
0
20
40
60
80
100
160
140
120
REG4, REG5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com