công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT8862 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT8862
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced PMU for Amlogic AML8726-M3
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT8862 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Active-Semi, Inc

  ACT8862 Datasheet HTML 1Page - Active-Semi, Inc ACT8862 Datasheet HTML 2Page - Active-Semi, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ACT8862
Product Brief, 05-Dec-11
®
Innovative Power
TM
- 2 -
www.active-semi.com
Copyright © 2011 Active-Semi, Inc.
PRODUCT OPTIONS
Block
Function
Output Voltage
Capability
REG1
Step-Down DC/DC
0.6V to 3.9V
1150mA
REG2
Step-Down DC/DC
1150mA
REG3
Step-Down DC/DC
1300mA
REG4
LDO
0.6V to 3.9V
80mA
REG5
LDO
320mA
REG6
LDO
320mA
REG7
LDO
320mA
0.6V to 3.9V
0.6V to 3.9V
0.6V to 3.9V
0.6V to 3.9V
0.6V to 3.9V
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
REG6
LDO
REG7
LDO
ACT8862
SDA
VP2
GP2
SW2
OUT2
VP1
GP1
SW1
OUT1
OUT1
To Battery
OUT7
OUT6
REG5
LDO
OUT5
OUT7
OUT6
OUT5
System
Control
nIRQ
REG4
LDO
OUT4
OUT4
INL45
REFBP
Reference
VP3
GP3
SW3
OUT3
OUT3
GA
EP
To Battery
To Battery
To Battery
nPBSTAT
PWRHLD
PWREN
SCL
VSEL
OUT4
OUT4
nPBIN
PUSH BUTTON
VDDREF
Serial
Interface
nRSTO
OUT4
INL67
To Battery
To Battery
VDDREF
OUT2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com