| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD5220 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD5220 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices |
|
10 / 10 page ![]() AD5220 –10– REV. 0 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Plastic DIP (N-8) 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 8-Lead SOIC (SO-8) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 8 5 4 1 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 0 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) 45 8-Lead SOIC (RM-8) 85 4 1 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) 0.199 (5.05) 0.187 (4.75) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.018 (0.46) 0.008 (0.20) 0.043 (1.09) 0.037 (0.94) 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) 0.011 (0.28) 0.003 (0.08) 0.028 (0.71) 0.016 (0.41) 33 27 0.120 (3.05) 0.112 (2.84) |