| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ACE701 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ACE701 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
3 / 13 page ![]() ACE701 PFM STEP-UP DC/DC Converter with High Efficiency and Low Noise VER 1.5 3 Block Diagram ACE701 Recommended Work Conditions Item Min Nom Max Unit Input Voltage Range 0.8 Vout V Inductor 10 27 100 μH Input capacitor 0 ≧10 μF Output capacitor 47 100 220 μF Operating junction temperature -20 85 ℃ *Suggestion: Use tantalum capacitor to reduce the ripple of the output voltage. |