| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD28MSP01 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD28MSP01 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Analog Devices |
|
27 / 28 page ![]() AD28msp01 REV. A –27– ST-44 44-Lead Metric Thin Plastic Quad Flat Pack (TQFP) SEATING PLANE 0.063 (1.60) MAX 0.030 (0.75) 0.019 (0.50) 0.004 (0.10) MAX 0.057 (1.45) 0.053 (1.35) 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) TOP VIEW (PINS DOWN) 133 34 44 11 12 23 22 0.640 (16.25) 0.620 (15.75) 0.553 (14.05) 0.549 (13.95) 0.397 (10.07) 0.391 (9.93) 0.016 (0.40) 0.012 (0.30) 0.042 (1.07) 0.037 (0.93) ORDERING GUIDE Part Number Temperature Range Package Package Option* AD28msp01KP 0 °C to +70°C 44-Pin PLCC P-44A AD28msp01KN 0 °C to +70°C 28-Pin Plastic DIP N-28 AD28msp01KR 0 °C to +70°C 28-Lead SOIC R-28 AD28msp01KST† 0 °C to +70°C 44-Lead TQFP ST-44 NOTES *P = PLCC, N = Plastic DIP, R = Small Outline (SOIC), ST = TQFP. †In Development. |