công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCL4148 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - WILLAS ELECTRONIC CORP

tên linh kiện MCL4148
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micro Melf Switchind diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLAS [WILLAS ELECTRONIC CORP]
Trang chủ  http://www.willas.com.tw
Logo WILLAS - WILLAS ELECTRONIC CORP

MCL4148 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - WILLAS ELECTRONIC CORP

  MCL4148 Datasheet HTML 1Page - WILLAS ELECTRONIC CORP MCL4148 Datasheet HTML 2Page - WILLAS ELECTRONIC CORP MCL4148 Datasheet HTML 3Page - WILLAS ELECTRONIC CORP MCL4148 Datasheet HTML 4Page - WILLAS ELECTRONIC CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MCL4148.MCL4448
Electrical Characteristics
Tj = 25_C
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF=5mA
MCL4448
VF
0.62
0.72
V
g
IF=50mA
MCL4148
VF
0.86
1
V
IF=100mA
MCL4448
VF
0.93
1
V
Reverse current
VR=20V
IR
25
nA
VR=20V, Tj=150°C
IR
50
mA
VR=75V
IR
5
mA
Breakdown voltage
IR=100mA, tp/T=0.01,
tp=0.3ms
V(BR)
100
V
Diode capacitance
VR=0, f=1MHz, VHF=50mV
CD
4
pF
Rectification efficiency
VHF=2V, f=100MHz
hr
45
%
Reverse recovery time
IF=IR=10mA, iR=1mA
trr
8
ns
y
IF=10mA, VR=6V, iR=0.1xIR,
RL=100W
trr
4
ns
Characteristics (Tj = 25_C unless otherwise specified)
25
2.5
10
0.71
1.3
1.27
9.9
24
0.152
0.355
Figure 1. Board for RthJA definition (in mm)
1.2
1.2
2.4
0.6
0.6
Reflow Soldering
Figure 2. Recommended foot pads (in mm)
1.4
1.4
2.8
0.7
0.7
Wave Soldering
Figure 3. Recommended foot pads (in mm)
WILLAS



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com