| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS5020 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5020 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams AG |
|
9 / 11 page ![]() 6-Bit Magnetic Position Encoder –Data Sheet Rev.1.0 AS5020 Rev. n/c Page 9/11 Feb 2001 Magnet Placement Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units RDisp Displacement radius of rotational axis with reference to pins Magnet centered on rotational axis 250 µm ZDist Distance between permanent magnet and package surface With reference magnet (depends on used magnet;) 1 mm RDisp RDisp ZDist Referenced to pins |