| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS2590 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS2590 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ams AG |
|
2 / 12 page ![]() 2 Data Sheet AS2590 Rev. 1 Dec. 1993 PinDescription DIL PLCC Symbol Function 1 1 BP1 Blackplanes 2 2 BP0 3 3 S0 Segment outputs 44 S1 55 S2 66 S3 78 S4 89 S5 910 S6 10 11 S7 11 12 S8 12 13 S9 13 14 V1/3 1/3 of V DD pin for external voltage divider 14 15 S10 Segment outputs 15 16 S11 16 17 S12 17 18 S13 18 19 S14 19 21 S15 20 22 S16 21 23 S17 22 24 S18 23 25 S19 24 26 V SS Negative supply pin 25 27 BP3 Back plane outputs 26 28 BP2 27 29 V2/3 2/3 of V DD pin for external voltage divider 28 30 S32 Segment outputs 29 31 S31 30 32 S30 31 34 S29 32 35 S28 33 36 S27 34 37 S26 35 38 S25 36 39 S24 37 40 S23 38 41 S22 39 42 S21 40 43 S20 41 44 V LCD Negative supply pin for LC display |