công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM22LD16 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện FM22LD16
Giải thích chi tiết về linh kiện  4Mbit F-RAM Memory
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM22LD16 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM22LD16 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor FM22LD16 Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
FM22LD16 - 256Kx16 FRAM
Rev. 3.0
Oct. 2012
Page 13 of 14
Mechanical Drawing
48-ball FBGA (0.75mm ball pitch)
Pin A1
6.00 BSC
1.20 max
0.10 mm
1.875
8.00
BSC
0.25
6.00 BSC
0.40±0.05
0.75 typ
Top View
Bottom View
A
B
C
D
E
F
G
H
6 5 4 3 2 1
Refer to JEDEC JEP95 for complete dimensions and notes.
Note: All dimensions in millimeters.
48 FBGA Package Marking Scheme
Legend:
XXXXXX= part number, S=speed, P=package
LLLLLL= lot code, YY=year, WW=work week
Examples: FM22LD16, “Green”/RoHS FBGA package,
Lot C8556953BG1, Year 2008, Work Week 44
RAMTRON
FM22LD16-55-BG
C8556953BG1
0844
RAMTRON
XXXXXXX-S-P
LLLLLLL
YYWW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com