công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY8C54LP bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY8C54LP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable System-on-Chip (PSoC짰)
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY8C54LP bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY8C54LP Datasheet HTML 64Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 65Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 66Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 67Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 68Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 69Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 70Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 71Page - Cypress Semiconductor CY8C54LP Datasheet HTML 72Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 117 page
background image
PRELIMINARY
PSoC® 5LP: CY8C54LP Family
Datasheet
Document Number: 001-84934 Rev. **
Page 68 of 117
Figure 11-5. Efficiency vs IOUT VBOOST = 3.3 V,
LBOOST = 10 µH
[26]
Figure 11-6. Efficiency vs IOUT VBOOST = 3.3 V, LBOOST =
22 µH[26]
Table 11-7. Inductive Boost Regulator AC Specifications
Parameter
Description
Conditions
Min
Typ
Max
Units
VRIPPLE
Ripple voltage
(peak-to-peak)
LBOOST = 10 μH, CBOOST = 22 μF || 0.1 μF, 2 <
VBAT:VOUT
≤ 4, Iout = 10 mA
––
100
mV
Notes
25. Based on device characterization (Not production tested).
26. Typical example. Actual efficiency may vary depending on external component selection, PCB layout, and other design parameters.
Table 11-8. Recommended External Components for Boost Circuit
Parameter
Description
Conditions
Min
Typ
Max
Units
LBOOST
Boost inductor
4.7
10
22
µH
CBOOST
Filter capacitor[25]
LBOOST = 4.7 µH
–
10
–
µF
LBOOST = 10 µH
–
22
–
µF
LBOOST = 22 µH
–
22
–
µF
IF
External Schottky
diode average forward
current
1–
–
A
VR
20
–
–
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com