công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9715FGF bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9715FGF
Giải thích chi tiết về linh kiện  90m廓, 2A/1.5A/1.1A/0.7A High-Side Power Switches with Flag
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9715FGF bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9715FGF Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 14Page - Richtek Technology Corporation RT9715FGF Datasheet HTML 15Page - Richtek Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
RT9715
12
DS9715-03 April 2011
www.richtek.com
Outline Dimension
A
A1
e
b
B
D
C
H
L
SOT-23-5 Surface Mount Package
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
0.889
1.295
0.035
0.051
A1
0.000
0.152
0.000
0.006
B
1.397
1.803
0.055
0.071
b
0.356
0.559
0.014
0.022
C
2.591
2.997
0.102
0.118
D
2.692
3.099
0.106
0.122
e
0.838
1.041
0.033
0.041
H
0.080
0.254
0.003
0.010
L
0.300
0.610
0.012
0.024



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com