công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAMMP11C1PJ bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - ITT Industries

tên linh kiện DAMMP11C1PJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  D Subminiature Connectors
PDF  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DAMMP11C1PJ bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - ITT Industries

Back Button DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 24Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 25Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 26Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 27Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 28Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 29Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 30Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 31Page - ITT Industries DAMMP11C1PJ Datasheet HTML 32Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
27
D Subminiature
D*
90
° Solder Termination (Machined) with Plastic Bracket — European Footprint 10,2 or 9,4 mm
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
Captive Nut
#4-40 UNC
Captive Nut
M3
Post
#4-40 UNC
DE
9
DE9S-1A5N-A197
DE9S-1AUN-A197
DE9S-1ATN-A197
DE9S-1A6N-A197
DA
15
DA15S-1A5N-A197
DA15S-1AUN-A197
DA15S-1ATN-A197
DA15S-1A6N-A197
DB
25
DB25S-1A5N-A197
DB25S-1AUN-A197
DB25S-1ATN-A197
DB25S-1A6N-A197
DC
37
DC37S-1A5N-A197
DC37S-1AUN-A197
DC37S-1ATN-A197
DC37S-1A6N-A197
DD
50
DD50S-1A5N-A197
DD50S-1AUN-A197
DD50S-1ATN-A197
DD50S-1A6N-A197
Notes: For push/boardlock option add -146. Example: DE9S-1A5N-A197-146
For performance class 2 add -A191. Example: DE9S-1A5N-A191-A197
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0,25 (.010)
W
±0,38 (.015)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,33 (.643)
24,99 (.984)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
24,66 (.971)
33,32 (1.312)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,38 (1.511)
47,04 (1.852)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DC
69,32 (2.729)
54,84 (2.159)
63,50 (2.500)
7,90 (.311)
12,55 (.494)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
DD
66,93 (2.635)
52,42 (2.064)
61,11 (2.406)
10,74 (.423)
15,37 (.605)
10,90 (.429)
6,94 (.273)
0,76 (.030)
Connector footprint measured from the front shell.
Connector footprint measured from the rear shell.
Receptacle
E
C
B
A
D
10
°
Ø 0,60 (.024)
1,00 (.039)
5,08 (.200)
2,54 (.100)
9,40 (.370)
3,70 (.146)
L
DD Configuration
Engaging Face
Selection Guide
For Product Features, Specifications,
Materials and Finishes, see pages 14-15.
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For P.C. hole patterns, see page 273.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (European),
see page 227.
BRACKET,
PLASTIC
2,54 (.100)
W
F
9,40 (.370)
3,70 (.146)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com